| データシートサーチシステム |
|
ST6253CB3 データシート(PDF) 85 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST6253CB3 データシート(HTML) 85 Page - STMicroelectronics |
|
85 / 86 page ![]() 85/86 ST6253C/60B/63B ORDERING INFORMATION (Cont’d) Table 3. ROM version Ordering Information Sales Type ROM (Bytes) EEPROM (Bytes) Temperature Range Package ST6253CB1/XXX ST6253CB6/XXX ST6253CB3/XXX 1836 - 0to + 70 °C -40 to + 85 °C -40 to + 125 °C PDIP20 ST6253CM1/XXX ST6253CM6/XXX ST6253CM3/XXX 0to + 70 °C -40 to + 85 °C -40 to + 125 °C PSO20 ST6260BB1/XXX ST6260BB6/XXX ST6260BB3/XXX 3884 128 0to + 70 °C -40 to + 85 °C -40 to + 125 °C PDIP20 ST6260BM1/XXX ST6260BM6/XXX ST6260BM3/XXX 0to + 70 °C -40 to + 85 °C -40 to + 125 °C PSO20 ST6263BB1/XXX ST6263BB6/XXX ST6263BB3/XXX 1836 64 0to + 70 °C -40 to + 85 °C -40 to + 125 °C PDIP20 ST6263BM1/XXX ST6263BM6/XXX ST6263BM3/XXX 0to + 70 °C -40 to + 85 °C -40 to + 125 °C PSO20 85 |