| データシートサーチシステム |
|
ST93C67B3TR データシート(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST93C67B3TR データシート(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
|
11 / 13 page ![]() PSDIP-a A2 A1 A L e1 D E1 E N 1 C eA eB B1 B Symb mm inches Typ Min Max Typ Min Max A 4.80 0.189 A1 0.70 – 0.028 – A2 3.10 3.60 0.122 0.142 B 0.38 0.58 0.015 0.023 B1 1.15 1.65 0.045 0.065 C 0.38 0.52 0.015 0.020 D 9.20 9.90 0.362 0.390 E 7.62 – – 0.300 – – E1 6.30 7.10 0.248 0.280 e1 2.54 – – 0.100 – – eA 8.40 – 0.331 – eB 9.20 0.362 L 3.00 3.80 0.118 0.150 N8 8 CP 0.10 0.004 PSDIP8 Drawing is not to scale. PSDIP8 - 8 pin Plastic Skinny DIP, 0.4mm lead frame 11/13 ST93C66, ST93C67 |