データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STP5NK50Z データシート(PDF) 12 Page - STMicroelectronics

部品番号 STP5NK50Z
部品情報  N-CHANNEL500V-1.22ohm-4.4ATO-220/FP/DPAK/IPAK/I2PAK Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP5NK50Z データシート(HTML) 12 Page - STMicroelectronics

Back Button STP5NK50Z Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STP5NK50Z Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP5NK50Z Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP5NK50Z Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STP5NK50Z Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STP5NK50Z Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STP5NK50Z Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STP5NK50Z Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STP5NK50Z Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 14 page
background image
STP5NK50Z - STP5NK50ZFP - STD5NK50Z - STD5NK50Z-1 - STB5NK50Z-1
12/14
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.4
4.6
0.173
0.181
A1
2.49
2.69
0.098
0.106
B
0.7
0.93
0.027
0.036
B2
1.14
1.7
0.044
0.067
C
0.45
0.6
0.017
0.023
C2
1.23
1.36
0.048
0.053
D
8.95
9.35
0.352
0.368
e
2.4
2.7
0.094
0.106
E
10
10.4
0.393
0.409
L
13.1
13.6
0.515
0.531
L1
3.48
3.78
0.137
0.149
L2
1.27
1.4
0.050
0.055
L
L1
D
L2
P011P5/E
TO-262 (I
2PAK) MECHANICAL DATA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14