| データシートサーチシステム |
|
STP5NK50ZFP データシート(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STP5NK50ZFP データシート(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 14 page ![]() 13/14 STP5NK50Z - STP5NK50ZFP - STD5NK50Z - STD5NK50Z-1 - STB5NK50Z-1 TAPE AND REEL SHIPMENT (suffix ”T4”)* TUBE SHIPMENT (no suffix)* DPAK FOOTPRINT * on sales type DIM. mm inch MIN. MAX. MIN. MAX. A 330 12.992 B 1.5 0.059 C 12.8 13.2 0.504 0.520 D 20.2 0.795 G 16.4 18.4 0.645 0.724 N 50 1.968 T 22.4 0.881 BASE QTY BULK QTY 2500 2500 REEL MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. MAX. MIN. MAX. A0 6.8 7 0.267 0.275 B0 10.4 10.6 0.409 0.417 B1 12.1 0.476 D 1.5 1.6 0.059 0.063 D1 1.5 0.059 E 1.65 1.85 0.065 0.073 F 7.4 7.6 0.291 0.299 K0 2.55 2.75 0.100 0.108 P0 3.9 4.1 0.153 0.161 P1 7.9 8.1 0.311 0.319 P2 1.9 2.1 0.075 0.082 R 40 1.574 W 15.7 16.3 0.618 0.641 TAPE MECHANICAL DATA All dimensions areinmillimeters All dimensions are in millimeters |