| データシートサーチシステム |
|
BAT30AFILM データシート(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BAT30AFILM データシート(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 12 page ![]() BAT30 Series Package information 7/12 Figure 14. SOD-523 footprint (dimensions in mm) Table 6. SOD-523 dimensions Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0.50 0.60 0.70 0.020 0.024 0.028 E 1.50 1.60 1.70 0.059 0.063 0.067 E1 1.10 1.20 1.30 0.043 0.047 0.051 D 0.70 0.80 0.90 0.028 0.031 0.035 b 0.25 0.35 0.010 0.014 c 0.07 0.20 0.003 0.008 L 0.15 0.20 0.25 0.006 0.008 0.010 L1 0.10 0.20 0.004 0.008 E1 2xb SEATING PLANE R0.1 c 8° 7° L D E 0.15 0.20 C C A A B B B A C A L1 M M 0.7 0.3 2 |