データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STTH3002 データシート(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

部品番号 STTH3002
部品情報  Ultrafast recovery diode
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STTH3002 データシート(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STTH3002 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STTH3002 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STTH3002 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STTH3002 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STTH3002 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STTH3002 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STTH3002 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STTH3002 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STTH3002 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
STTH3002
Package information
7/10
Table 6.
DOP3I dimensions
REF
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
b
1.20
1.40
0.047
0.055
c
1.45
1.55
0.057
0.061
c1
0.50
0.70
0.020
0.028
D
12.15
13.10
0.474
0.516
E
15.10
15.50
0.594
0.610
E1
7.55
7.75
0.297
0.305
e
10.80
11.30
0.425
0.445
G
20.4
21.10
0.815
0.831
L
14.35
15.60
0.565
0.614
P
4.08
4.17
0.161
0.164
Q
2.70
2.90
0.106
0.114
R
4.60 typ.
0.181 typ.
Y
15.80
16.50
0.622
0.650
R
E
E1
G
Y
D
Q
c1
c
A
L
e
b
ØP



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10