| データシートサーチシステム |
|
TDE1747FPT データシート(PDF) 15 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TDE1747FPT データシート(HTML) 15 Page - STMicroelectronics |
|
15 / 17 page ![]() TDE1747 Package mechanical data 15/17 Figure 21. Package dimensions Table 5. DIP-8 Mechanical data Dim. mm Inch Min Typ Max Min Typ Max A 3.32 0.131 a1 0.51 0.020 B 1.15 1.65 0.045 0.065 b 0.356 0.55 0.014 0.022 b1 0.204 0.304 0.008 0.012 D 10.92 0.430 E 7.95 9.75 0.313 0.384 e 2.54 0.100 e3 7.62 0.300 e4 7.62 0.300 F 6.6 0.260 I 5.08 0.200 L 3.18 3.81 0.125 0.150 Z 1.52 0.060 |