| データシートサーチシステム |
|
74AC86B データシート(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
74AC86B データシート(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 9 page ![]() 74AC86 7/9 DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A1.75 0.068 a1 0.1 0.2 0.003 0.007 a2 1.65 0.064 b 0.35 0.46 0.013 0.018 b1 0.19 0.25 0.007 0.010 C0.5 0.019 c1 45 (typ.) D 8.55 8.75 0.336 0.344 E 5.8 6.2 0.228 0.244 e1.27 0.050 e3 7.62 0.300 F 3.8 4.0 0.149 0.157 G 4.6 5.3 0.181 0.208 L 0.5 1.27 0.019 0.050 M0.68 0.026 S8 (max.) P013G SO-14 MECHANICAL DATA |