| データシートサーチシステム |
|
74ACT157TTR データシート(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
74ACT157TTR データシート(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 10 page ![]() 74ACT157 8/10 DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A1.75 0.068 a1 0.1 0.2 0.004 0.007 a2 1.65 0.064 b 0.35 0.46 0.013 0.018 b1 0.19 0.25 0.007 0.010 C0.5 0.019 c1 45 (typ.) D 9.8 10 0.385 0.393 E 5.8 6.2 0.228 0.244 e1.27 0.050 e3 8.89 0.350 F 3.8 4.0 0.149 0.157 G 4.6 5.3 0.181 0.208 L 0.5 1.27 0.019 0.050 M0.62 0.024 S8 (max.) P013H SO-16 MECHANICAL DATA |