| データシートサーチシステム |
|
74ACT257M データシート(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
74ACT257M データシート(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 11 page ![]() 74ACT257 8/11 DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. a1 0.51 0.020 B 0.77 1.65 0.030 0.065 b0.5 0.020 b1 0.25 0.010 D20 0.787 E8.5 0.335 e2.54 0.100 e3 17.78 0.700 F7.1 0.280 I5.1 0.201 L3.3 0.130 Z1.27 0.050 P001C Plastic DIP-16 (0.25) MECHANICAL DATA |