データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74LCX646 データシート(PDF) 13 Page - STMicroelectronics

部品番号 74LCX646
部品情報  LOW VOLT. CMOS OCTAL BUS TRANSCEIVER/REGISTER WITH 5 VOLT TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS(3-STATE)
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

74LCX646 データシート(HTML) 13 Page - STMicroelectronics

Back Button 74LCX646_04 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics 74LCX646_04 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics 74LCX646_04 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics 74LCX646_04 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics 74LCX646_04 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics 74LCX646_04 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics 74LCX646_04 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics 74LCX646_04 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics 74LCX646_04 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 16 page
background image
M74LCX646
13/16
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
330
12.992
C
12.8
13.2
0.504
0.519
D
20.2
0.795
N
60
2.362
T
30.4
1.197
Ao
10.8
11.0
0.425
0.433
Bo
15.7
15.9
0.618
0.626
Ko
2.9
3.1
0.114
0.122
Po
3.9
4.1
0.153
0.161
P
11.9
12.1
0.468
0.476
Tape & Reel SO-24 MECHANICAL DATA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16