| データシートサーチシステム |
|
STP16CP596MTR データシート(PDF) 22 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STP16CP596MTR データシート(HTML) 22 Page - STMicroelectronics |
|
22 / 26 page ![]() 9 Package mechanical data STP16CP596 22/26 Table 12. SO-24 Mechanical data Ref mm inch Min Typ Max Min Typ Max A 2.65 0.104 a1 0.1 0.2 0.004 0.008 a2 2.45 0.096 b 0.35 0.49 0.014 0.019 b1 0.23 0.32 0.009 0.012 C 0.5 0.020 c1 45°(typ.) D 15.20 15.60 0.598 0.614 E 10.00 10.65 0.393 0.419 e 1.27 0.050 e3 13.97 0.550 F 7.40 7.60 0.291 0.300 L 0.50 1.27 0.020 0.050 S °(max.) 8 Figure 21. SO-24 Package dimensions |