| データシートサーチシステム |
|
ST4G3235BJR データシート(PDF) 18 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST4G3235BJR データシート(HTML) 18 Page - STMicroelectronics |
|
18 / 21 page ![]() Package mechanical data ST4G3235 18/21 Figure 7. Package dimension Table 13. Flip-Chip11 Mechical data Dim. mm inch Min Typ Max Min Typ Max A 0.585 0.65 0.715 23.0 25.6 28.1 A1 0.21 0.25 0.29 8.3 9.8 11.4 A2 0.40 15.7 b 0.265 0.315 0.365 10.4 12.4 14.4 D 1.99 2.04 2.09 78.3 80.3 82.3 D1 1.5 59.1 E 1.36 1.41 1.46 53.5 55.5 57.5 E1 0.866 34.1 eD 0.2 0.25 0.30 7.9 9.8 11.8 eE 0.383 0.433 0.483 15.1 17.0 19.0 fD 0.270 10.6 fE 0.272 10.7 ccc 0.080 3.1 |