| データシートサーチシステム |
|
74V1G05STR データシート(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
74V1G05STR データシート(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 9 page ![]() 74V1G05 7/9 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 180 7.086 C 12.8 13.0 13.2 0.504 0.512 0.519 D 20.2 0.795 N 60 2.362 T 14.4 0.567 Ao 3.13 3.23 3.33 0.123 0.127 0.131 Bo 3.07 3.17 3.27 0.120 0.124 0.128 Ko 1.27 1.37 1.47 0.050 0.054 0.0.58 Po 3.9 4.0 4.1 0.153 0.157 0.161 P 3.9 4.0 4.1 0.153 0.157 0.161 Tape & Reel SOT23-xL MECHANICAL DATA |