| データシートサーチシステム |
|
STP12NM50FDFP データシート(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STP12NM50FDFP データシート(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 14 page ![]() STP12NM50FD / STP12NM50FDFP / STB12NM50FD / STB12NM50FD-1 / STW14NM50FD 12/14 DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.7 5.3 0.185 0.209 D 2.2 2.6 0.087 0.102 E 0.4 0.8 0.016 0.031 F 1 1.4 0.039 0.055 F3 2 2.4 0.079 0.094 F4 3 3.4 0.118 0.134 G 10.9 0.429 H 15.3 15.9 0.602 0.626 L 19.7 20.3 0.776 0.779 L3 14.2 14.8 0.559 0.582 L4 34.6 1.362 L5 5.5 0.217 M 2 3 0.079 0.118 P025P TO-247 MECHANICAL DATA |