| データシートサーチシステム |
|
M54HC595 データシート(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M54HC595 データシート(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 15 page ![]() M54HC595 13/15 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 6.75 6.91 7.06 0.266 0.272 0.278 B 9.76 9.94 10.14 0.384 0.392 0.399 C 1.49 1.95 0.059 0.077 D 0.102 0.127 0.152 0.004 0.005 0.006 E 8.76 8.89 9.01 0.345 0.350 0.355 F 1.27 0.050 G 0.38 0.43 0.48 0.015 0.017 0.019 H 6.0 0.237 L 18.75 22.0 0.738 0.867 M 0.33 0.38 0.43 0.013 0.015 0.017 N 4.31 0.170 FPC-16 MECHANICAL DATA 0016030E 1 8 16 F G D H A B M C N H 9 E L |