| データシートサーチシステム |
|
LD3980 データシート(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LD3980 データシート(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 16 page ![]() Package mechanical data LD3980 12/16 DIM. mm. mils MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 0.80 1.00 31.5 39.4 A1 0 0.05 0.0 2.0 A2 0.65 0.75 25.6 29.5 A3 0.20 7.9 b 0.33 0.43 13.0 16.9 D2.90 3.00 3.10 114.2 118.1 122.0 D2 1.92 2.12 75.6 83.5 E2.90 3.00 3.10 114.2 118.1 122.0 E2 1.11 1.31 43.7 51.6 e0.95 37.4 L 0.20 0.45 7.9 17.7 L1 0.24 9.4 L2 0.13 5.1 K0.20 7.9 DFN6 (3x3) MECHANICAL DATA 7387339A |