| データシートサーチシステム |
|
LD29300D2M25R データシート(PDF) 21 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LD29300D2M25R データシート(HTML) 21 Page - STMicroelectronics |
|
21 / 26 page ![]() LD29300xx Package mechanical data 21/26 Dim. mm. inch. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A4.304.80 0.169 0.188 A1 2.40 2.80 0.094 0.110 A2 0.03 0.23 0.001 0.009 b 0.80 1.05 0.031 0.041 c 0.45 0.60 0.017 0.023 c2 1.17 1.37 0.046 0.053 D 8.95 9.350.352 0.368 D2 8 0.315 E 10.00 10.40 0.393 0.409 E1 8.5 0.334 0.409 e 3.20 3.60 0.126 0.142 e1 6.60 7.00 0.260 0.275 L13.70 14.50 0.539 0.571 L2 1.25 1.40 0.049 0.055 L3 0.90 1.70 0.035 0.067 L5 1.55 2.40 0.061 0.094 R 0.40 0.016 V2 0° 8°0° 8° P2PAK mechanical data 7226255/B |