| データシートサーチシステム |
|
LD39015M12R データシート(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LD39015M12R データシート(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 16 page ![]() Pin configuration LD39015XX08 - LD39015XX10 - LD39015XX12 - LD39015XX33 4/16 2 Pin configuration Figure 2. Pin connection (top view) SOT23-5L SOT666 Table 2. Pin description Pin n° Symbol Function SOT666 SOT23-5L 1 3 EN Enable pin logic input: Low=shutdown, High=active 2 2 GND Common ground. 3 1 IN Input voltage of the LDO 4 5 OUT Output voltage 5 4 NC Not connected 6 -- NC Not connected |