| データシートサーチシステム |
|
AAT1153 データシート(PDF) 5 Page - Advanced Analogic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AAT1153 データシート(HTML) 5 Page - Advanced Analogic Technologies |
|
5 / 19 page ![]() AAT1153 2A Step-Down Converter PRODUCT DATASHEET 1153.2008.02.1.2 5 www .analogictech.com AAT1153 2A Step-Down Converter PRODUCT DATASHEET 1153.2008.02.1.2 5 www .analogictech.com Typical Characteristics Efficiency vs. Output Current (VOUT = 3.3V, TA = 25°C, L = 2.2µH, CIN = COUT = 22µF) Output Current (mA) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0.1 1 10 100 1000 10000 VIN = 3.7V VIN = 4.2V VIN = 5.0V VIN = 5.5V DC Regulation (VOUT = 3.3V, TA = 25°C, L = 2.2µH, CIN = COUT = 22µF) Output Current (mA) 3.201 3.234 3.267 3.300 3.333 3.366 3.399 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 VIN = 5.5V VIN = 5.0V VIN = 3.7V VIN = 4.2V Efficiency vs. Output Current (VOUT = 1.8V, TA = 25°C, L = 2.2µH, CIN = COUT = 22µF) Output Current (mA) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0.1 1 10 100 1000 10000 VIN = 5.5V VIN = 5.0V VIN = 4.2V VIN = 3.6V VIN = 2.5V DC Regulation (VOUT = 1.8V, TA = 25°C, L = 2.2µH, CIN = COUT = 22µF) Output Current (mA) 1.746 1.764 1.782 1.800 1.818 1.836 1.854 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 VIN = 5.5V VIN = 5.0V VIN = 4.2V VIN = 3.6V VIN = 2.5V Efficiency vs. Output Current (VOUT = 1.5V, TA = 25°C, L = 2.2µH, CIN = COUT = 22µF) Output Current (mA) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0.1 1 10 100 1000 10000 VIN = 5.5V VIN = 5.0V VIN = 4.2V VIN = 3.6V VIN = 2.5V DC Regulation (VOUT = 1.5V, TA = 25°C, L = 2.2µH, CIN = COUT = 22µF) Output Current (mA) 1.455 1.470 1.485 1.500 1.515 1.530 1.545 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 VIN = 5.5V VIN = 5.0V VIN = 4.2V VIN = 3.6V VIN = 2.5V |