| データシートサーチシステム |
|
STM704DS6F データシート(PDF) 35 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM704DS6F データシート(HTML) 35 Page - STMicroelectronics |
|
35 / 37 page ![]() 35/37 STM690A/692A/703/704/802/805/817/818/819 Table 11. Marking Description Part Number Reset Threshold Package Topside Marking STM690A 4.65V SO8 690A STM692A 4.40V SO8 692A STM703 4.65V SO8 703 STM704 4.40V SO8 704 STM802L 4.65V SO8 802L STM802M 4.40V SO8 802M STM805L 4.65V SO8 805L STM817L 4.65V SO8 817L TSSOP8 STM817M 4.40V SO8 817M TSSOP8 STM818L 4.65V SO8 818L TSSOP8 STM818M 4.40V SO8 818M TSSOP8 STM819L 4.65V SO8 819L TSSOP8 STM819M 4.40V SO8 819M TSSOP8 |