| データシートサーチシステム |
|
TDA7430TR データシート(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TDA7430TR データシート(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 23 page ![]() 13/23 TDA7430 - TDA7431 Table 9. SURROUND SELECTION Table 10. PHASE RESISTOR SELECTION MSB LSB D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 SURROUND MODE 00 SIMULATED 01 MUSIC 10 OFF 11 MOVIE OUT 0VAR 1FIX EFFECT CONTROL 0 000 -6 0 001 -7 0 010 -8 0 011 -9 0 100 -10 0 101 -11 0 110 -12 0 111 -13 1 000 -14 1 001 -15 1 010 -16 1 011 -17 1 100 -18 1 101 -19 1 110 -20 1 111 -21 MSB LSB SURROUND PHASE RESISTOR D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 PHASE SHIFT 1 (K Ω) 00 12 01 14 10 18 11 37 PHASE SHIFT 2 (K Ω) 00 6 01 7 10 8 11 18 PHASE SHIFT 3 (K Ω) 00 12 01 14 10 18 11 39 PHASE SHIFT 4 (K Ω) 00 12 01 14 10 18 11 39 |