| データシートサーチシステム |
|
STCF01PMR データシート(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STCF01PMR データシート(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 16 page ![]() STCF01 Package mechanical data 13/16 DIM. mm. mils MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 0.80 0.90 1.00 31.5 35.4 39.4 A1 0.02 0.05 0.8 2.0 A2 0.70 25.6 A3 0.20 7.9 b 0.18 0.23 0.30 7.1 9.1 11.8 D 3.00 118.1 D2 2.21 2.26 2.31 87.0 89.0 91.0 E 3.00 118.1 E2 1.29 1.34 1.39 50.8 52.8 54.8 e 0.50 19.7 L 0.45 0.55 0.65 17.7 21.7 25.6 DFN10 (3x3) MECHANICAL DATA 7426335A |