| データシートサーチシステム |
|
TL071 データシート(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TL071 データシート(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 15 page ![]() Schematic diagram TL071 2/15 1 Schematic diagram Figure 1. Circuit schematics Figure 2. Input offset voltage null circuit Output Non-inverting input Inverting input V CC V CC 100 Ω 1.3k 30k 35k 35k 100 Ω 1.3k 8.2k Offset Null1 Offset Null2 100 Ω 200 Ω N1 N2 TL071 100k Ω V CC |