データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STPS1545CF データシート(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

部品番号 STPS1545CF
部品情報  POWER SCHOTTKY RECTIFIER
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS1545CF データシート(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

  STPS1545CF Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPS1545CF Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS1545CF Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS1545CF Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS1545CF Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS1545CF Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS1545CF Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
PACKAGE MECHANICAL DATA
TO-220AB
A
C
D
L7
Dia
L5
L6
L9
L4
F
H2
G
G1
L2
F2
F1
E
M
REF.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C
1.23
1.32
0.048
0.051
D
2.40
2.72
0.094
0.107
E
0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.066
F2
1.14
1.70
0.044
0.066
G
4.95
5.15
0.194
0.202
G1
2.40
2.70
0.094
0.106
H2
10
10.40
0.393
0.409
L2
16.4 typ.
0.645 typ.
L4
13
14
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.20
6.60
0.244
0.259
L9
3.50
3.93
0.137
0.154
M
2.6 typ.
0.102 typ.
Diam.
3.75
3.85
0.147
0.151
STPS1545CT/CF/CG
6/7



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7