| データシートサーチシステム |
|
BU900TP データシート(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BU900TP データシート(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 8 page ![]() Package mechanical data BU900TP 6/8 DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 2.85 3.05 1.122 1.200 A1 1.47 1.67 0.578 0.657 b 0.40 0.60 0.157 0.236 b1 1.4 1.6 0.551 0.630 b2 1.3 1.5 0.511 0.590 c 0.45 0.6 0.177 0.236 D 10.5 10.9 4.133 4.291 e 2.2 2.8 0.866 1.102 E 7.45 7.75 2.933 3.051 L 15.5 15.9 6.102 6.260 L1 1.95 2.35 0.767 0.925 P032R SOT-82FM MECHANICAL DATA |