| データシートサーチシステム |
|
2N3773 データシート(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2N3773 データシート(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 7 page ![]() 2N3773 5/7 DIM. mm. min. typ max. A11.00 13.10 B0.971.15 C 1.50 1.65 D 8.32 8.92 E19.00 20.00 G 10.70 11.10 N 16.50 17.20 P 25.00 26.00 R 4.00 4.09 U 38.50 39.30 V 30.00 30.30 TO-3 mechanical data 0015923C |