データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STPS2L60RL データシート(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

部品番号 STPS2L60RL
部品情報  POWER SCHOTTKY RECTIFIER
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS2L60RL データシート(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STPS2L60RL Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPS2L60RL Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS2L60RL Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS2L60RL Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS2L60RL Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS2L60RL Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
STPS2L60/A
5/6
PACKAGE MECHANICAL DATA
SMA (JEDEC DO-214AC)
E
C
L
E1
D
A1
A2
b
2.40
1.65
1.45
1.45
FOOT PRINT DIMENSIONS (in millimeters)
REF.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A1
1.90
2.70
0.075
0.106
A2
0.05
0.20
0.002
0.008
b
1.25
1.65
0.049
0.065
c
0.15
0.41
0.006
0.016
E
4.80
5.60
0.189
0.220
E1
3.95
4.60
0.156
0.181
D
2.25
2.95
0.089
0.116



Html Pages

1 2 3 4 5 6