| データシートサーチシステム |
|
PAM3115BEC280 データシート(PDF) 6 Page - Power Analog Micoelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PAM3115BEC280 データシート(HTML) 6 Page - Power Analog Micoelectronics |
|
6 / 16 page ![]() 6 2. Output Voltage vs Output Current Vo=0.9V 0.895 0.900 0.905 0.910 0.915 0.920 0 300 600 900 1200 1500 Output Current(mA) VIN=1.5V VIN=2.5 VIN=3.3V Vo=1.5V 1.496 1.498 1.500 1.502 1.504 1.506 1.508 1.510 1.512 0 300 600 900 1200 1500 Output Current(mA) VIN=2.0V VIN=2.5V VIN=3.3V Vo=2.5V 2.480 2.485 2.490 2.495 2.500 2.505 2.510 2.515 0 300 600 900 1200 1500 Output Current(mA) VIN=3.0V VIN=3.3V VIN=3.6V 3. Output Voltage vs Temperature Vo=0.9V, V =3.3V IN 0.855 0.865 0.875 0.885 0.895 0.905 0.915 030 60 90 120 150 Temperature( ℃) Io=10mA Io=500mA Vo=1.5V, V =3.3V IN 1.40 1.42 1.44 1.46 1.48 1.50 1.52 0 30 60 90 120 150 Temperature( ℃) Io=10mA Io=500mA Vo=2.5V, V =3.3V IN 2.30 2.35 2.40 2.45 2.50 2.55 0 30 60 90 120 150 Temperature( ℃) Io=10mA Io=500mA Typical Performance Characteristics(continued) 08/2007 PAM3115 1.5A Low Voltage-Low Dropout CMOS Regulator , Power Analog Microelectronics Inc www.poweranalog.com |