データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STPS640 データシート(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

部品番号 STPS640
部品情報  POWER SCHOTTKY RECTIFIER
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS640 データシート(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STPS640 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPS640 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS640 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS640 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS640 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS640 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
REF.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Max
Min.
Max.
A
2.20
2.40
0.086
0.094
A1
0.90
1.10
0.035
0.043
A2
0.03
0.23
0.001
0.009
B
0.64
0.90
0.025
0.035
B2
5.20
5.40
0.204
0.212
C
0.45
0.60
0.017
0.023
C2
0.48
0.60
0.018
0.023
D
6.00
6.20
0.236
0.244
E
6.40
6.60
0.251
0.259
G
4.40
4.60
0.173
0.181
H
9.35
10.10
0.368
0.397
L2
0.80 typ.
0.031 typ.
L4
0.60
1.00
0.023
0.039
V2
0
°
8
°
0
°
8
°
PACKAGE MECHANICAL DATA
DPAK
6.7
6.7
3
3
1.6
1.6
2.3
2.3
FOOTPRINT DIMENSIONS (in millimeters)
STPS640CT/CF/CB
5/6



Html Pages

1 2 3 4 5 6