| データシートサーチシステム |
|
HD74LS136FPEL データシート(PDF) 1 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HD74LS136FPEL データシート(HTML) 1 Page - Renesas Technology Corp |
|
1 / 4 page ![]() Rev.3.00, Jul.13.2005, page 1 of 3 HD74LS136 Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gates (with open collector outputs) REJ03D0433–0300 Rev.3.00 Jul.13.2005 Features • Ordering Information Part Name Package Type Package Code (Previous Code) Package Abbreviation Taping Abbreviation (Quantity) HD74LS136FPEL SOP-14 pin (JEITA) PRSP0014DF-B (FP-14DAV) FP EL (2,000 pcs/reel) Pin Arrangement (Top view) VCC 4B 4A 4Y 3A 3B 1A GND 1B 1Y 2A 2B 2Y 3Y 1 2 3 4 5 6 7 14 8 9 10 11 12 13 Function Table Inputs Output A B Y L L L L H H H L H H H L Note: H ; high level, L ; low level, X ; irrelevant. |
同様の部品番号 - HD74LS136FPEL |
|
同様の説明 - HD74LS136FPEL |