| データシートサーチシステム |
|
HD74LS293P データシート(PDF) 2 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HD74LS293P データシート(HTML) 2 Page - Renesas Technology Corp |
|
2 / 8 page ![]() HD74LS293 Rev.3.00, Jul.15.2005, page 2 of 7 BCD Count Sequence Outputs Count QD QC QB QA 0 L L L L 1 L L L H 2 L L H L 3 L L H H 4 L H L L 5 L H L H 6 L H H L 7 L H H H 8 H L L L 9 H L L H 10 H L H L 11 H L H H 12 H H L L 13 H H L H 14 H H H L 15 H H H H Notes: 1. H; high level, L; low level, X; irrelevant 2. Output QA is connected to input B. Block Diagram R0(1) R0(2) J Q K CK Input B J Q K CK J QQA K CK Input A J Q QB QC QD K CK |