| データシートサーチシステム |
|
M38041FBHKP データシート(PDF) 30 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M38041FBHKP データシート(HTML) 30 Page - Renesas Technology Corp |
|
30 / 116 page ![]() Rev.1.01 Jan 25, 2005 page 30 of 114 REJ03B0131-0101Z 3804 Group (Spec. H) Fig. 23 Structure of timer 12, X and timer Y, Z count source selection registers Timer 12 count source selection bits b3b2b1b0 00 00 : f(XIN)/2 or f(XCIN)/2 00 01 : f(XIN)/4 or f(XCIN)/4 00 10 : f(XIN)/8 or f(XCIN)/8 00 11 : f(XIN)/16 or f(XCIN)/16 01 00 : f(XIN)/32 or f(XCIN)/32 01 01 : f(XIN)/64 or f(XCIN)/64 01 10 : f(XIN)/128 or f(XCIN)/128 01 11 : f(XIN)/256 or f(XCIN)/256 10 00 : f(XIN)/512 or f(XCIN)/512 10 01 : f(XIN)/1024 or f(XCIN)/1024 Timer 12, X count source selection register (T12XCSS : address 000E16) b7 b0 Timer X count source selection bits b7b6b5b4 00 00 : f(XIN)/2 or f(XCIN)/2 1011 : 00 01 : f(XIN)/4 or f(XCIN)/4 1100 : 00 10 : f(XIN)/8 or f(XCIN)/8 1101 : Not used 00 11 : f(XIN)/16 or f(XCIN)/16 1110 : 01 00 : f(XIN)/32 or f(XCIN)/32 1111 : 01 01 : f(XIN)/64 or f(XCIN)/64 01 10 : f(XIN)/128 or f(XCIN)/128 01 11 : f(XIN)/256 or f(XCIN)/256 10 00 : f(XIN)/512 or f(XCIN)/512 10 01 : f(XIN)/1024 or f(XCIN)/1024 10 10 : f(XCIN) Timer Y, Z count source selection register (TYZCSS : address 000F16) Timer Y count source selection bits b3b2b1b0 00 00 : f(XIN)/2 or f(XCIN)/2 00 01 : f(XIN)/4 or f(XCIN)/4 00 10 : f(XIN)/8 or f(XCIN)/8 00 11 : f(XIN)/16 or f(XCIN)/16 01 00 : f(XIN)/32 or f(XCIN)/32 01 01 : f(XIN)/64 or f(XCIN)/64 01 10 : f(XIN)/128 or f(XCIN)/128 01 11 : f(XIN)/256 or f(XCIN)/256 10 00 : f(XIN)/512 or f(XCIN)/512 10 01 : f(XIN)/1024 or f(XCIN)/1024 10 10 : f(XCIN) b7 b0 Timer Z count source selection bits b7b6b5b4 00 00 : f(XIN)/2 or f(XCIN)/2 1011 : 00 01 : f(XIN)/4 or f(XCIN)/4 1100 : 00 10 : f(XIN)/8 or f(XCIN)/8 1101 : Not used 00 11 : f(XIN)/16 or f(XCIN)/16 1110 : 01 00 : f(XIN)/32 or f(XCIN)/32 1111 : 01 01 : f(XIN)/64 or f(XCIN)/64 01 10 : f(XIN)/128 or f(XCIN)/128 01 11 : f(XIN)/256 or f(XCIN)/256 10 00 : f(XIN)/512 or f(XCIN)/512 10 01 : f(XIN)/1024 or f(XCIN)/1024 10 10 : f(XCIN) 1011 : 1100 : 1101 : 1110 : 1111 : Not used 1010 : 1011 : 1100 : 1101 : 1110 : 1111 : Not used |