| データシートサーチシステム |
|
STU2071FN データシート(PDF) 17 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STU2071FN データシート(HTML) 17 Page - STMicroelectronics |
|
17 / 18 page ![]() PLCC28 PACKAGE MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 12.32 12.57 0.485 0.495 B 11.43 11.58 0.450 0.456 D 4.2 4.57 0.165 0.180 D1 2.29 3.04 0.090 0.120 D2 0.51 0.020 E 9.91 10.92 0.390 0.430 e 1.27 0.050 e3 7.62 0.300 F 0.46 0.018 F1 0.71 0.028 G 0.101 0.004 M 1.24 0.049 M1 1.143 0.045 STU2071 17/18 |