データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2N5303 データシート(PDF) 1 Page - Mospec Semiconductor

部品番号 2N5303
部品情報  POWER TRANSISTORS(200W)
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOSPEC [Mospec Semiconductor]
ホームページ  http://www.mospec.com.tw
Logo MOSPEC - Mospec Semiconductor

2N5303 データシート(HTML) 1 Page - Mospec Semiconductor

  2N5303 Datasheet HTML 1Page - Mospec Semiconductor 2N5303 Datasheet HTML 2Page - Mospec Semiconductor 2N5303 Datasheet HTML 3Page - Mospec Semiconductor 2N5303 Datasheet HTML 4Page - Mospec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
A


同様の部品番号 - 2N5303

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
2N5303 ONSEMI-2N5303 Datasheet
251Kb / 6P
POWER TRANSISTORS NPN SILICON
1995
logo
Microsemi Corporation
2N5303 MICROSEMI-2N5303 Datasheet
68Kb / 2P
NPN HIGH POWER SILICON TRANSISTOR
logo
List of Unclassifed Man...
2N5303 ETC-2N5303 Datasheet
347Kb / 8P
Power Transistors
logo
Solid States Devices, I...
2N5303 SSDI-2N5303 Datasheet
201Kb / 2P
200 WATT NPN SILICON POWER TRANSISTOR
logo
Savantic, Inc.
2N5303 SAVANTIC-2N5303 Datasheet
114Kb / 3P
Silicon NPN Power Transistors
More results

同様の説明 - 2N5303

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mospec Semiconductor
2N4398 MOSPEC-2N4398 Datasheet
158Kb / 4P
POWER TRANSISTORS(200W)
2N5883 MOSPEC-2N5883 Datasheet
183Kb / 4P
POWER TRANSISTORS(25A,200W)
2N6436 MOSPEC-2N6436 Datasheet
191Kb / 4P
POWER TRANSISTORS(25A,200W)
2SA1216 MOSPEC-2SA1216 Datasheet
117Kb / 3P
POWER TRANSISTORS(17A,180V,200W)
2SA1295 MOSPEC-2SA1295 Datasheet
117Kb / 3P
POWER TRANSISTORS(17A,230V,200W)
2SA1494 MOSPEC-2SA1494 Datasheet
117Kb / 3P
POWER TRANSISTORS(17A,200V,200W)
2SC3264 MOSPEC-2SC3264 Datasheet
127Kb / 3P
POWER TRANSISTORS(17A,230V,200W)
2SD1313 MOSPEC-2SD1313 Datasheet
121Kb / 3P
POWER TRANSISTORS(25A,350V,200W)
MJ4502 MOSPEC-MJ4502 Datasheet
101Kb / 3P
POWER TRANSISTORS(30A,100V,200W)
MJ802 MOSPEC-MJ802 Datasheet
111Kb / 3P
POWER TRANSISTORS(30A,100V,200W)
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com