| データシートサーチシステム |
|
STV2116A データシート(PDF) 16 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STV2116A データシート(HTML) 16 Page - STMicroelectronics |
|
16 / 24 page ![]() INPUT/OUTPUT PIN CONFIGURATION Pins 2-3 V CC2 GND2 Figure 8 : Pins 2, 3 - CXTL1, CXTL2 4 V CC2 G ND2 Figure 9 : Pin 4 - CLPF 5 GND2 V CC2 Figure 10 : Pin 5 - ACC 6 V CC2 GND2 Figure 11 : Pin 6 - SDA 7 V CC2 GND2 Figure 12 : Pin 7 - SCL 8 V CC1 V CC2 GND2 Figure 13 : Pin 8 - FTUN1 STV2116A 16/24 |