| データシートサーチシステム |
|
HSC285 データシート(PDF) 4 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HSC285 データシート(HTML) 4 Page - Renesas Technology Corp |
|
4 / 5 page ![]() HSC285 Rev.2.00 May 17, 2006 page 4 of 4 Package Dimensions A c E HE D b e1 l1 l1 Pattern of terminal position areas b2 A b c D E HE b2 e1 l1 0.25 0.50 0.08 0.13 0.70 1.10 1.50 0.30 0.60 0.80 0.80 1.70 1.20 1.60 0.60 0.70 0.35 0.18 0.90 1.30 1.70 Dimension in Millimeters Reference Symbol Min Nom Max SC-79 0.0016g MASS[Typ.] UFP / UFPV PWSF0002ZA-A RENESAS Code JEITA Package Code Previous Code Package Name UFP |