| データシートサーチシステム |
|
STV9427 データシート(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STV9427 データシート(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
|
11 / 20 page ![]() Table 4 Code N° MSB 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 LSB HEX 0 1 2 345 6 7 8 9 A B C D E F 0 0 NOP COL0 Space 0 @ P ¢ p Ç Cont1 Hlin1 Box0 Bar5 Bar21 ’ dn R 1 1 TSHS COL1 ! 1 A Q a q ç Cont2 Hlin2 Box1 Bar6 Bar22 ’ up G 2 2 BSHS COL2 " 2 B R b r Æ Bright Kystn Box2 Bar7 10o ^ dn B 3 3 HFLIP COL3 # 3 C S c s æ Color Kybal1 Box3 Bar8 1o0 x dn 1 4 4 LSVS COL4 $ 4 D T d t Ø Spkr Kybal2 Box4 Bar9 Indxrgt ∼ dn 2 5 5 RSVS COL5 % 5 E U e u ø Mute Pincus Box5 Bar10 Indxup ° up clock0 6 6 VFLIP COL6 & 6 F V f v ß Dgaus Pinbal Box6 Bar11 rtn dot dn clock1 7 7 HVFLIP COL7 ’ 7 G W g w « Balance Tilt1 Box7 Bar12 hbar0 .. dn clock2 8 8 RTN CALL ( 8 H X h x 1/2 Vfcus Tilt2 Box8 Bar13 hbar1 ’ up A 99 - CALL ± 9 I Y i y 1/4 Hfcus Cornr0 Box9 Bar14 vbar0 ‘ up E 10 A - - * : J Z j z 3/4 Vsz Cornr1 Box10 Bar15 vbar1 ^ up T 11 B - - + ; K [ k { ≈ Vpos Cornr2 Bar0 Bar16 treble x up S 12 C - - , < L ® l | ≡ Vlin Cornr3 Bar1 Bar17 bass ∼ up Z 13 D - - - = M © m << fh Hsz Cornr4 Bar2 Bar18 mic ° up L 14 E - - . ÷ N ¥ n Arr If fv Hpos1 kh Bar3 Bar19 upidx0 dot up D 15 F EOL - / ? O _ o Arr up hz Hpos2 hz Bar4 Bar20 upidx1 .. up FUNCTIONAL DESCRIPTION (continued) STV9427 - STV9428 - STV9429 11/20 |