| データシートサーチシステム |
|
STV9426 データシート(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STV9426 データシート(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 15 page ![]() Stand-off Be B1 D 13 12 24 1 e1 c E1 E e2 Gage Plane .015 0,38 e2 e3 E SDIP24 PACKAGE MECHANICAL DATA (STV9425 - STV9425B) 24 PINS - PLASTIC SHRINK DIP Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 5.08 0.20 A1 0.51 0.020 3.05 3.30 4.57 0.120 0.130 0.180 B 0.36 0.46 0.56 0.0142 0.0181 0.0220 B1 0.76 1.02 1.14 0.030 0.040 0.045 C 0.23 0.25 0.38 0.0090 0.0098 0.0150 D 22.61 22.86 23.11 0.890 0.90 0.910 E 7.62 8.64 0.30 0.340 E1 6.10 6.40 6.86 0.240 0.252 0270 e 1.778 0.070 e1 7.62 0.30 e2 10.92 0.430 e3 1.52 0.060 L 2.54 3.30 3.81 0.10 0.130 0.150 STV9425 - STV9425B - STV9426 14/15 |