データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FS12UMA-5A データシート(PDF) 2 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 FS12UMA-5A
部品情報  MITSUBISHI Nch POWER MOSFET HIGH-SPEED SWITCHING USE
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

FS12UMA-5A データシート(HTML) 2 Page - Renesas Technology Corp

  FS12UMA-5A Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp FS12UMA-5A Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp FS12UMA-5A Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp FS12UMA-5A Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp FS12UMA-5A Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
MITSUBISHI Nch POWER MOSFET
FS12UMA-5A
HIGH-SPEED SWITCHING USE
Sep. 2001
FS12UMA-5A
OUTLINE DRAWING
Dimensions in mm
TO-220
MITSUBISHI Nch POWER MOSFET
FS12UMA-5A
HIGH-SPEED SWITCHING USE
APPLICATION
CRT Display monitor, SMPS, etc.
250
±20
12
36
12
90
–55 ~ +150
–55 ~ +150
2.0
VGS = 0V
VDS = 0V
L = 200
µH
Typical value
Drain-source voltage
Gate-source voltage
Drain current
Drain current (Pulsed)
Avalanche current (Pulsed)
Maximum power dissipation
Channel temperature
Storage temperature
Weight
V
V
A
A
A
W
°C
°C
g
VDSS
VGSS
ID
IDM
IDA
PD
Tch
Tstg
Symbol
MAXIMUM RATINGS (Tc = 25
°C)
Parameter
Conditions
Ratings
Unit
G 10V DRIVE
G VDSS ............................................................................... 250V
G rDS (ON) (MAX) ..............................................................0.40Ω
G ID .........................................................................................12A
10.5MAX.
4.5
1.3
φ 3.6
1.0
0.8
2.54
2.54
0.5
2.6
➀➁➂
GATE
DRAIN
SOURCE
DRAIN
➁➃



Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com