| データシートサーチシステム |
|
STP80NF55 データシート(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STP80NF55 データシート(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 17 page ![]() STB80NF55-06 - STB80NF55-06-1 - STP80NF55-06 - STP80NF55-06FP Package mechanical data 13/17 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.40 4.60 0.173 0.181 A1 2.40 2.72 0.094 0.107 b 0.61 0.88 0.024 0.034 b1 1.14 1.70 0.044 0.066 c 0.49 0.70 0.019 0.027 c2 1.23 1.32 0.048 0.052 D 8.95 9.35 0.352 0.368 e 2.40 2.70 0.094 0.106 e1 4.95 5.15 0.194 0.202 E 10 10.40 0.393 0.410 L 13 14 0.511 0.551 L1 3.50 3.93 0.137 0.154 L2 1.27 1.40 0.050 0.055 TO-262 (I2PAK) MECHANICAL DATA |