データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TND516SS データシート(PDF) 7 Page - Sanyo Semicon Device

部品番号 TND516SS
部品情報  ExPD(Excellent Power Device) Single-phase High Side Drive Application
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

TND516SS データシート(HTML) 7 Page - Sanyo Semicon Device

  TND516SS Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device TND516SS Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device TND516SS Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device TND516SS Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device TND516SS Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device TND516SS Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device TND516SS Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device TND516SS Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
TND516SS
No. A1071-7/8
10
12
16
20
18
14
0
200
800
600
400
IT13377
IO(--) -- VHS
typ
VHIN=0V
PW
≤10μs
VHS -- V
0
200
400
600
800
IT13376
IO(--) -- Tc
--50
0
25
75
125
50
100
--25
typ (V
HS=20V)
VHOUT=VHS
VHIN=VIL
PW
≤10μs
typ (VHS=15V)
typ (VHS=10V)
Case Temperature, Tc --
°C
6
7
8
9
10
11
IT11380
VHUV(+) -- Tc
--50
0
25
75
125
50
100
--25
max
min
typ
6
7
8
9
10
11
--50
0
25
75
125
50
100
--25
IT11381
VHUV(--) -- Tc
min
typ
max
Case Temperature, Tc --
°C
Case Temperature, Tc --
°C
6
7
8
9
10
11
IT11382
VDDUV(+) -- Tc
--50
0
25
75
125
50
100
--25
max
min
typ
6
7
8
9
10
11
--50
0
25
75
125
50
100
--25
IT11383
VDDUV(--) -- Tc
min
typ
max
Case Temperature, Tc --
°C
Case Temperature, Tc --
°C
10
12
16
20
18
14
0
100
400
300
200
IT13375
IO(+) -- VHS
typ
VHS -- V
VHIN=VIH
PW
≤10μs
0
100
200
300
400
IT13374
IO(+) -- Tc
--50
0
25
75
125
50
100
--25
typ (V
HS=20V)
VHOUT=0V
VHIN=VIH
PW
≤10μs
typ (VHS=15V)
typ (VHS=10V)
Case Temperature, Tc --
°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com