データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TDA8174AW データシート(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

部品番号 TDA8174AW
部品情報  VERTICAL DEFLECTION CIRCUIT
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TDA8174AW データシート(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  TDA8174AW Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics TDA8174AW Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics TDA8174AW Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TDA8174AW Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TDA8174AW Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
PACKAGE MECHANICAL DATA
11 PINS - PLASTIC MULTIWATT
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
5
0.197
B
2.65
0.104
C
1.6
0.063
D
1
0.039
E
0.49
0.55
0.019
0.022
F
0.88
0.95
0.035
0.037
G
1.45
1.7
1.95
0.057
0.067
0.077
G1
16.75
17
17.25
0.659
0.669
0.679
H1
19.6
0.772
H2
20.2
0.795
L
21.9
22.2
22.5
0.862
0.874
0.886
L1
21.7
22.1
22.5
0.854
0.87
0.886
L2
17.4
18.1
0.685
0.713
L3
17.25
17.5
17.75
0.679
0.689
0.699
L4
10.3
10.7
10.9
0.406
0.421
0.429
L7
2.65
2.9
0.104
0.114
M
4.25
4.55
4.85
0.167
0.179
0.191
M1
4.73
5.08
5.43
0.186
0.200
0.214
S
1.9
2.6
0.075
0.102
S1
1.9
2.6
0.075
0.102
Dia. 1
3.65
3.85
0.144
0.152
TDA8174A - TDA8174AW
4/5



Html Pages

1 2 3 4 5