データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TDF1779 データシート(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

部品番号 TDF1779
部品情報  DUAL 2-A SOURCE DRIVER
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TDF1779 データシート(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

  TDF1779 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics TDF1779 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics TDF1779 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TDF1779 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TDF1779 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TDF1779 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TDF1779 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TDF1779 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TDF1779 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
MULTIWATT11 PACKAGE MECHANICAL DATA
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
5
0.197
B
2.65
0.104
C
1.6
0.063
D
1
0.039
E
0.49
0.55
0.019
0.022
F
0.88
0.95
0.035
0.037
G
1.45
1.7
1.95
0.057
0.067
0.077
G1
16.75
17
17.25
0.659
0.669
0.679
H1
19.6
0.772
H2
20.2
0.795
L
21.9
22.2
22.5
0.862
0.874
0.886
L1
21.7
22.1
22.5
0.854
0.87
0.886
L2
17.4
18.1
0.685
0.713
L3
17.25
17.5
17.75
0.679
0.689
0.699
L4
10.3
10.7
10.9
0.406
0.421
0.429
L7
2.65
2.9
0.104
0.114
M
4.25
4.55
4.85
0.167
0.179
0.191
M1
4.73
5.08
5.43
0.186
0.200
0.214
S
1.9
2.6
0.075
0.102
S1
1.9
2.6
0.075
0.102
Dia1
3.65
3.85
0.144
0.152
TDF1779A
8/9



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9