| データシートサーチシステム |
|
TEA7063DP データシート(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TEA7063DP データシート(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 15 page ![]() DIP20 PACKAGE MECHANICAL DATA DIM mm inch Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. a1 0.254 0.010 B 1.39 1.65 0.055 0.065 b 0.45 0.018 b1 0.25 0.010 D 25.4 1.000 E 8.5 0.335 e 2.54 0.100 e3 22.86 0.900 F 7.1 0.280 i 3.93 0.155 L 3.3 0.130 Z 1.34 0.053 TEA7063 14/15 |