| データシートサーチシステム |
|
27L2C データシート(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
27L2C データシート(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 9 page ![]() TS27L2C,I,M 7/9 PACKAGE MECHANICAL DATA 8 PINS - PLASTIC DIP Dim. Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 3.32 0.131 a1 0.51 0.020 B 1.15 1.65 0.045 0.065 b 0.356 0.55 0.014 0.022 b1 0.204 0.304 0.008 0.012 D 10.92 0.430 E 7.95 9.75 0.313 0.384 e 2.54 0.100 e3 7.62 0.300 e4 7.62 0.300 F 6.6 0260 i 5.08 0.200 L 3.18 3.81 0.125 0.150 Z 1.52 0.060 |