| データシートサーチシステム |
|
VB029SP データシート(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VB029SP データシート(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 10 page ![]() 9/10 VB029 / VB029SP / VB029(011Y) / VB029(012Y) 1 1 1 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.3 4.8 0.169 0.189 A1 2.5 3.1 0.098 0.122 b 0.6 0.8 0.024 0.031 b1 0.75 0.9 0.03 0.035 c 0.35 0.55 0.014 0.022 c1 1.22 1.42 0.048 0.056 D 9 9.35 0.354 0.368 D1 15.2 15.8 0.598 0.622 e 2.44 2.64 0.096 0.104 e1 3.71 3.91 0.146 0.154 E 10 10.4 0.394 0.409 L 22.32 22.92 0.879 0.902 L1 25.1 25.7 0.988 1.012 P 3.65 3.95 0.144 0.156 S 2.55 3.05 0.1 0.12 e1 e b1 D1 S E b L1 L A1 c D P c1 A P010P PENTAWATT HV 012Y (in line) MECHANICAL DATA |