| データシートサーチシステム |
|
VIPER20DIP データシート(PDF) 24 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VIPER20DIP データシート(HTML) 24 Page - STMicroelectronics |
|
24 / 25 page ![]() 24/25 VIPer20/SP/DIP - VIPer20A/ASP/ADIP 1 DIP-8 TUBE SHIPMENT (no suffix) All dimensions are in mm. Base Q.ty 20 Bulk Q.ty 1000 Tube length (± 0.5) 532 A 8.4 B 11.2 C (± 0.1) 0.8 A B C |