| データシートサーチシステム |
|
VND10B データシート(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VND10B データシート(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
|
10 / 11 page ![]() DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.8 0.189 C 1.37 0.054 D 2.4 2.8 0.094 0.110 D1 1.2 1.35 0.047 0.053 E 0.35 0.55 0.014 0.022 F 0.6 0.8 0.024 0.031 F1 0.9 0.035 G 2.41 2.54 2.67 0.095 0.100 0.105 G1 4.91 5.08 5.21 0.193 0.200 0.205 G2 7.49 7.62 7.8 0.295 0.300 0.307 H2 10.4 0.409 H3 10.05 10.4 0.396 0.409 L2 22.4 22.9 0.882 0.902 L3 25.4 26 1.000 1.024 L5 2.6 3 0.102 0.118 L6 15.1 15.8 0.594 0.622 L7 6 6.6 0.236 0.260 Dia 3.65 3.85 0.144 0.152 P023C Heptawatt (In-Line) MECHANICAL DATA VND10B 10/11 |