データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

RKA3P データシート(PDF) 11 Page - Altech corporation

部品番号 RKA3P
部品情報  Extended/Direct Handle Motor Disconnect Switch
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ALTECH [Altech corporation]
ホームページ  http://www.altechcorp.com
Logo ALTECH - Altech corporation

RKA3P データシート(HTML) 11 Page - Altech corporation

Back Button RKA3P Datasheet HTML 6Page - Altech corporation RKA3P Datasheet HTML 7Page - Altech corporation RKA3P Datasheet HTML 8Page - Altech corporation RKA3P Datasheet HTML 9Page - Altech corporation RKA3P Datasheet HTML 10Page - Altech corporation RKA3P Datasheet HTML 11Page - Altech corporation RKA3P Datasheet HTML 12Page - Altech corporation RKA3P Datasheet HTML 13Page - Altech corporation RKA3P Datasheet HTML 14Page - Altech corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
FUSED
Altech Corp.® • 35 Royal Road • Flemington, NJ 08822-6000 • Phone (908)806-9400 • FAX (908)806-9490 • www.altechcorp.com
KEM3100L
KEM3100L Y/R
3*
100A
600V AC
–
54A
1 Phase
3 Phase
37.5
7.5
15
7.5
15
1020
10
20
10
20
15
30
20
40
30
50
10kA
150A
150A
–
200A
4-1/0AWG
50 lb. in.
NEMA Type 4X
MF10
1.9051kg (4.2 lb.)
VKA1.V, VKA2.V
KEM3125L
KEM3125L Y/R
3*
125A
600V AC
–
68A
1 Phase
3 Phase
510
1020
10
20
15
25
15
25
15
30
20
40
30
50
30
60
10kA
150A
150A
–
200A
4-1/0AWG
50 lb. in.
NEMA Type 4X
MF10
1.9051kg (4.2 lb.)
VKA1.V, VKA2.V
KEM3150L
KEM3150L Y/R
3*
150A
600V AC
–
83A
1 Phase
3 Phase
7.5
10
10
25
10
25
1530
20
30
20
30
25
50
30
60
40
75
10kA
150A
150A
–
200A
4-1/0AWG
50 lb. in.
NEMA Type 4X
MF11UL
2.8351kg (6.25 lb.)
VKA1.V, VKA2.V
Enclosed Motor Disconnect Switch
13
KKVM332, KKVM332CC
KKVM332 Y/R, KKVM332CC Y/R
3
30A
600V AC
10kA
50A
50A
80A
80A
14-8AWG
16 lb. in.
NEMA Type 4X
U3
0.998kg (2.2 lb.)
KU1.V, KU2.V
183 mm
188 mm
278 mm
273 mm
254 mm
MF10
MF11UL
U3
Cat. No.
Fuse Type
KKVM 332 (Y/R)
10x38,
Midget
KKVM 332CC (Y/R)
Class CC
131 mm
96 mm
144 mm
132 mm
KNOCK-OUTS
Ø25/32
Ø20



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com